Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  



DETECTOR Arkusz danych, PDF

Szukane słowo kluczowe : 'DETECTOR' - wyników: 26 (1/2) Pages
ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
Company Logo Img
Maxim Integrated Produc...
MAX2203 Datasheet pdf image
911Kb/7P
RMS Power Detector
Rev 0; 10/09
MAX2209 Datasheet pdf image
1Mb/5P
RF Power Detector
Rev 0; 10/09
MAX2202 Datasheet pdf image
980Kb/8P
RMS Power Detector
Rev 1; 2/11
MAX2204 Datasheet pdf image
150Kb/7P
RF Power Detector
Rev 0; 4/07
MAX2015EVKIT Datasheet pdf image
173Kb/5P
Complete RF Power Detector/Controller
Rev 0; 12/03
MAX20330A Datasheet pdf image
699Kb/21P
Precision HV Capable ID Detector
19-100293; Rev 1; 6/18
MAX2209A Datasheet pdf image
1Mb/7P
RF Power Detector with Shutdown Control
Rev 0; 9/10
MAX6684 Datasheet pdf image
168Kb/7P
Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch
Rev 0; 1/02
MAX2015 Datasheet pdf image
587Kb/13P
0.1GHz to 3GHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
Rev 2; 2/07
MAX2014_V1 Datasheet pdf image
304Kb/12P
50MHz to 1000MHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
Rev 1; 2/12
MAX2014 Datasheet pdf image
277Kb/10P
50MHz to 1000MHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
Rev 0; 6/06
MAX2015 Datasheet pdf image
628Kb/10P
0.1GHz to 2.5GHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
19-2998; Rev 1; 12/03
MAX16063 Datasheet pdf image
183Kb/13P
1% Accurate, Low-Voltage, Quad Window Voltage Detector
Rev 0; 4/08
MAX20342 Datasheet pdf image
1Mb/91P
USB Type-C Charger Detector with Integrated OVP
Rev 1; 11/20
MAX4003 Datasheet pdf image
415Kb/12P
100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector in a UCSP
Rev 1; 3/03
MAX9930 Datasheet pdf image
268Kb/16P
2MHz to 1.6GHz 45dB RF-Detecting Controllers and RF Detector
Rev 1; 3/09
MAX9930 Datasheet pdf image
232Kb/15P
2MHz to 1.6GHz 45dB RF-Detecting Controllers and RF Detector
Rev 0; 8/07
MAX9930 Datasheet pdf image
1Mb/16P
2MHz to 1.6GHz 45dB RF-Detecting Controllers and RF Detector
2015
MAX3645 Datasheet pdf image
240Kb/10P
+2.97V to +5.5V, 125Mbps to 200Mbps Limiting Amplifier with Loss-of-Signal Detector
19-3026; Rev 1; 11/04
MAX2016 Datasheet pdf image
934Kb/20P
LF-to-2.5GHz Dual Logarithmic Detector/ Controller for Power, Gain, and VSWR Measurements
Rev 1; 10/06

1 2 >


1 2 >



Co to jest DETECTOR


W komponentach elektronicznych „detektor” zwykle odnosi się do urządzenia lub obwodu używanego do wykrywania sygnałów elektronicznych oraz do pomiaru, analizy lub przetwarzania tych sygnałów. Detektor wykrywa sygnał wejściowy i przekształca go w inny formularz, aby mógł dostarczyć użytkownikowi informacje lub wchodzić w interakcje z innymi systemami.

Istnieje kilka rodzajów detektorów, w tym:

Detektory światła: detektory światła, znane również jako fotoczumy lub fotokomórki, wykrywają obecność, intensywność lub częstotliwość światła i przekształcają ją w sygnał elektryczny. Detektory światła są używane w różnych aplikacjach, w tym komunikacji optycznej, oświetleniu motoryzacyjnym i wykryciu światła.

Detektor ciepła: Detektor ciepła wykrywa temperaturę i przekształca ją w sygnał elektryczny. Detektory termiczne są stosowane w różnych zastosowaniach, w tym obrazowanie termiczne, monitorowanie środowiska i pomiar temperatury.

Czujnik prądu: Detektor prądu wykrywa ilość prądu i przekształca go w sygnał elektryczny. Obecne detektory są używane do monitorowania energii, zarządzania akumulatorami samochodowymi, ochrony elektroniki i innych.

Detektor napięcia: Detektor napięcia wykrywa napięcie w obwodzie lub układzie i przekształca go w sygnał elektryczny. Detektory napięcia są używane do monitorowania zasilacza, stabilizacji napięcia, zarządzania akumulatorami i innych.

Odbiornik radiowy: Odbiornik radiowy służy do wykrywania sygnałów radiowych i odzyskiwania głosu lub danych. Odbiorniki radiowe są używane do transmisji radiowej, komunikacji radiowej, odbioru satelitarnego itp.

Obwód interfejsu czujnika: Obwód interfejsu czujnika zapewnia obwód do wykrywania i przetwarzania różnych rodzajów sygnałów czujników. Obwód interfejsu czujnika wykonuje amplifikację, konwersję, filtrowanie i digitalizację sygnału czujnika.

Poza tym w elektronice stosuje się różne rodzaje detektorów. Detektory odgrywają ważną rolę w systemach elektronicznych, wykrywając sygnały i wykorzystując te sygnały do ​​wykonywania przydatnych funkcji w różnych aplikacjach.