Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  



MAXIMUM Arkusz danych, PDF

Szukane słowo kluczowe : 'MAXIMUM' - wyników: 1 (1/1) Pages
ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
Company Logo Img
Vitesse Semiconductor C...
VXC4-1034R-25M000 Datasheet pdf image
35Kb/1P
7 x 5 x 1.1 mm 4 pads 짹 50 PPM at -20C to +70C 30 Ohms Maximum at 100 uW

1


1



Co to jest MAXIMUM


W komponentach elektronicznych termin „maksimum” może być używany na kilka sposobów.

Poniżej znajdują się przykłady niektórych powszechnie używanych znaczeń i odpowiednich komponentów elektronicznych.

Maksymalne oceny - jest to maksymalna wartość, którą komponent elektroniczny musi utrzymywać, aby bezpiecznie działać.

Przekroczenie tego maksimum może spowodować uszkodzenie składowe lub awarie.

Na przykład dioda LED z maksymalną oceną napięcia 5 V może zostać uszkodzona, jeśli przekroczy 5 V.

Maksymalne rozproszenie mocy - jest to maksymalna moc zużywana przez komponent podczas ogrzewania.

Przekroczenie tej wartości może się przegrzać lub uszkodzić komponent.

Na przykład dioda z maksymalnym rozpraszaniem mocy 1W przegrzeje i zostanie uszkodzona, jeśli przekroczy 1 W.

Maksymalna częstotliwość robocza - maksymalna częstotliwość, przy której komponent działa niezawodnie.

Jeśli ta wartość zostanie przekroczona, części mogą nie działać normalnie.

Na przykład mikrokontroler o maksymalnej częstotliwości roboczej 100 MHz może nie działać poprawnie powyżej 100 MHz.

Maksymalny prąd wyjściowy - maksymalny prąd, jaki może dostarczyć część.

Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, części mogą zostać uszkodzone lub nie mogą się poprawnie działać.

Na przykład konwerter DC-DC z maksymalnym prądem wyjściowym 500 mA może zostać uszkodzony, jeśli przekroczy 500 mA.

Te „maksymalne” wartości można znaleźć w arkuszu danych komponentu elektronicznego.