Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  



PITCH Arkusz danych, PDF

Szukane słowo kluczowe : 'PITCH' - wyników: 4 (1/1) Pages
ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
Company Logo Img
Actel Corporation
YPKG-62CG-7973DC Datasheet pdf image
1Mb/8P
CG624 32.5x32.5mm, 1.27mm pitch Daisy Chain Package Drawing
BPW1152-1030-34AB95L Datasheet pdf image
1Mb/8P
FG1152, 35x35mm, 1.00mm pitch E-tec lead free Socket Drawing
YPKG-C7CG-A7A2DC Datasheet pdf image
2Mb/9P
CCGA1272, 37.5 MM X 37.5 MM, 1.0 MM PITCH, 1272 SOLDER COLUMNS, CERAMIC COLUMN GRID ARRAY, DAISY CHAIN PACKAGE
YPKG-BCCG-9287DC Datasheet pdf image
1Mb/9P
CCGA1152, 35.0 MM X 35.0 MM, 1.0 MM PITCH, 1152 SOLDER COLUMNS, CERAMIC COLUMN GRID ARRAY, DAISY CHAIN PACKAGE

1


1



Co to jest PITCH


W komponentach elektronicznych Pitch jest terminem reprezentującym odstępy pinów.

Pin odnosi się do części, w której elementy elektroniczne są podłączone do obwodu, a skok oznacza odstęp między tymi szpilkami.

Zwykle odstępy nad pinami są wyświetlane w milimetrach (mm), a małe odstępy nad pinem pozwalają na mniejsze elementy elektroniczne, więc ostatnio opracowywane jest wiele części z mniejszymi tonami.

Na przykład odstępy pinowe z dip (podwójny pakiet in-line) części IC wynosi 2,54 mm (0,1 cala), ale ostatnio BGA (tablica siatki piłkarskiej) lub QFN (quad płaskie no lidera) w częściach, odstęp Może być bardzo mniejszy z 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm i 0,15 mm.

Jeśli odstępy pinu stają się mniejsze, obwód będzie bardziej gęsty, umożliwiając utworzenie mniejszego produktu elektronicznego.

Jednak im mniejsze odstępy pinowe, tym trudniejsze może sprawić, że produkcja i okablowanie może być niezrównoważone, co może powodować problemy z ciepłem.